Part Number Hot Search : 
MN5200 3045C CPC6826 P06P03 721RP 12F60UC KP8M6 10E12
Product Description
Full Text Search
 

To Download C-7288 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 SENSOR PIR
C0MPONENTS
El sensor PIR es un modulo Pyroelectrico que funciona mediante infrarrojos, disenado para detectar la presencia de personas y/o animales basandose en la diferencia de temperatura de estos respecto al ambiente circundante. El detector PIR C-7288 integra una lente Fresnel semi-esferica en el mismo modulo. Nivel de salida igual a la alimentacion, (5-12 V.D.C.) . Si se alimenta a 5V, la salida sera compatible TTL. Tiene una alta inmunidad a las radiaciones radioelectricas y una alta sensibilidad.
aa
C-7288
FADISEL S.L.
Los nombres registrados y marcas que se citan son propiedad de sus respectivos titulares.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Tension de alimentacion Corriente en reposo Pulso de salida Nivel de salida "alto" Temperatura de trabajo Ganancia entrada PIR 5 a 12Vdc 400uA a 5V 0,5 seg Igual a la tension de alimentacion -20C a 50C 68dB
CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO.
Circuito integrado montado en el modulo mediante la tecnica "dice bonding". Tamano miniaturizado: 25 x 35 x 18mm. Lente semi-esferica, tipo Fresnel, montada en el modulo. Angulo de deteccion de 60. Conexion muy sencilla, con solo 3 cables: Positivo, Negativo y Salida. Se sumnistra con un cable plano de 3 conductores y 70mm de largo. El circuito impreso dispone de 4 taladros para su montaje. Alta sensibilidad. Alta inmunidad a las interferencias por radio frecuencia. Conexion retardada 25 seg. Nivel de salida igual a la alimentacion. Si se alimenta a 5V, la salida sera compatible TTL, podra ser conectada directamente a un micro-controlador o a un circuito logico.
Zona de cobertura (vista en planta) 4m 3m 2m 1m 0 1m 2m -30 3m -20 4m 5m 60 30 20
DIMENSIONES.
3,7 18
R
12
Salida Positivo alimentacion GND 30 35
Cotas en mm
6m
CONSIDERACIONES.
Este componente esta destinado para su uso por parte de profesionales o usuarios con un nivel tecnico o conocimientos suficientes, que les permita desarrollar por si mismos los proyectos o aplicaciones deseados. Por este motivo no se facilitara asistencia tecnica sobre problemas de implementacion del citado componente en las aplicaciones en las que sea empleado. Para cualquier problema relativo al funcionamiento del producto (excluidos los problemas de aplicacion), pongase en contacto con nuestro departamento tecnico. Fax 93 432 29 95; Correo electronico: sat@fadisel.com. La documentacion tecnica de este producto responde a una transcripcion de la proporcionada por el fabricante. Los productos de la familia "Componentes" de Cebek disponen de 1 ano de garantia a partir de la fecha de compra. Quedan excluidos el trato o manipulacion incorrectos. Disponemos de mas productos que pueden interesarle, visitenos en: www.fadisel.com o solicite nuestro catalogo.
NOTAS DE APLICACION.
1. El sensor PIR es sensible a los cambios de temperatura. Debe evitarse instalar el modulo en zonas con rapidos cambios de temperatura ambiente y en lugares donde pueda recibir golpes y/o vibraciones. No exponerlo directamente a la luz solar o a los focos de los automoviles. No exponer directamente al aire procedente de calefactores o aires acondicionados. 2. Este modulo es para usar en interiores. Si se usa en el exterior, asegurarse de aplicar los filtros opticos adecuados, asi como las protecciones contra agua y rocio. 3. Los rangos de deteccion pueden variar segun las condiciones ambientales de temperatura. 4. No situar en lugares en los que puedan ser obstruidos los rayos infrarrojos del modulo. Como por ejemplo: detras de un cristal, a traves del cual la radiacion infrarroja no detecta correctamente.
1
Rev. Full0306 Total Pag: 1/1
25 19,5


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of C-7288

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X